전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SBC4-1R5-712 데이터시트 (PDF) - Kemet Corporation

부품명 SBC4-1R5-712
상세설명  KEMET, SBC4, Power, 1500 nH, 20%, 5.5mm
파일 크기   77.14 Kbytes
Html View  1 
제조업체  KEMET [Kemet Corporation]
홈페이지  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

SBC4-1R5-712 데이터시트 (PDF) - Kemet Corporation

Click to view in HTML datasheet.


유사한 부품 번호 - SBC4-1R5-712

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NEC
SBC4-1R5-712 NEC-SBC4-1R5-712 Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
logo
Kemet Corporation
SBC4-1R5-712 KEMET-SBC4-1R5-712 Datasheet
509Kb / 12P
   Conformally Coated SBC Coils
More results


유사한 설명 - SBC4-1R5-712

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Kemet Corporation
SBC4-3R3-642 KEMET-SBC4-3R3-642 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 3300 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-1R0-742 KEMET-SBC4-1R0-742 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 1000 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-2R7-662 KEMET-SBC4-2R7-662 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 2700 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-4R7-582 KEMET-SBC4-4R7-582 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 4700 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-100-292 KEMET-SBC4-100-292 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 10 uH, 20%, 5.5mm
SBC4-220-202 KEMET-SBC4-220-202 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 22 uH, 20%, 5.5mm
SBC3-6R8-392 KEMET-SBC3-6R8-392 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC3, Power, 6800 nH, 20%, 5.5mm
SBC3-2R2-602 KEMET-SBC3-2R2-602 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC3, Power, 2200 nH, 20%, 5.5mm
SBC3-1R2-752 KEMET-SBC3-1R2-752 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC3, Power, 1200 nH, 20%, 5.5mm
MPX1D0618L1R5 KEMET-MPX1D0618L1R5 Datasheet
69Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 1500 nH, 20%
More results

링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com