전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SBC9-3R3-622 데이터시트 (PDF) - Kemet Corporation

부품명 SBC9-3R3-622
상세설명  KEMET, SBC9, Power, 3300 nH, 20%, 8.5mm
파일 크기   77.03 Kbytes
Html View  1 
제조업체  KEMET [Kemet Corporation]
홈페이지  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

SBC9-3R3-622 데이터시트 (PDF) - Kemet Corporation

Click to view in HTML datasheet.


유사한 부품 번호 - SBC9-3R3-622

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NEC
SBC9-3R3-622 NEC-SBC9-3R3-622 Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
logo
Kemet Corporation
SBC9-3R3-622 KEMET-SBC9-3R3-622 Datasheet
509Kb / 12P
   Conformally Coated SBC Coils
More results


유사한 설명 - SBC9-3R3-622

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Kemet Corporation
SBC9-1R5-942 KEMET-SBC9-1R5-942 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 1500 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-1R0-982 KEMET-SBC9-1R0-982 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 1000 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-2R2-792 KEMET-SBC9-2R2-792 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 2200 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-6R8-492 KEMET-SBC9-6R8-492 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 6800 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-100-422 KEMET-SBC9-100-422 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 10 uH, 20%, 8.5mm
SBC9-150-362 KEMET-SBC9-150-362 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 15 uH, 20%, 8.5mm
MPX1D0618L3R3 KEMET-MPX1D0618L3R3 Datasheet
69Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
MPX1D0624L3R3 KEMET-MPX1D0624L3R3 Datasheet
79Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
MPX1D0630L3R3 KEMET-MPX1D0630L3R3 Datasheet
70Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
MPX1D0650L3R3 KEMET-MPX1D0650L3R3 Datasheet
70Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
More results

링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com